công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AFB44MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9AB40NB Series are highly integrated
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - SPANSION

Back Button MB9AFB44MB Datasheet HTML 85Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 86Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 87Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 88Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 89Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 90Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 91Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 92Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 93Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 129 page
background image
D a t a S h e e t
86
MB9AB40NB_DS706-00034-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
(9) CSIO/UART Timing
 CSIO (SPI = 0, SCINV = 0)
(VCC = 1.65V to 3.6V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
VCC < 2.7 V
VCC ≥ 2.7 V
Unit
Min
Max
Min
Max
Serial clock cycle time
tSCYC
SCKx
Master mode
4tCYCP
-
4tCYCP
-
ns
SCK ↓ → SOT delay time
tSLOVI
SCKx,
SOTx
- 30
+ 30
- 20
+ 20
ns
SIN → SCK ↑ setup time
tIVSHI
SCKx,
SINx
50
-
36
-
ns
SCK ↑ → SIN hold time
tSHIXI
SCKx,
SINx
0
-
0
-
ns
Serial clock L pulse width
tSLSH
SCKx
Slave mode
2tCYCP -
10
-
2tCYCP -
10
-
ns
Serial clock H pulse width
tSHSL
SCKx
tCYCP +
10
-
tCYCP +
10
-
ns
SCK ↓ → SOT delay time
tSLOVE
SCKx,
SOTx
-
50
-
33
ns
SIN → SCK ↑ setup time
tIVSHE
SCKx,
SINx
10
-
10
-
ns
SCK ↑ → SIN hold time
tSHIXE
SCKx,
SINx
20
-
20
-
ns
SCK falling time
tF
SCKx
-
5
-
5
ns
SCK rising time
tR
SCKx
-
5
-
5
ns
Notes:  The above characteristics apply to clock synchronous mode.
 t
CYCP indicates the APB bus clock cycle time.
About the APB bus number which Multi-function serial is connected to, see Block Diagram in
this data sheet.
 These characteristics only guarantee the same relocate port number.
For example, the combination of SCKx_0 and SOTx_1 is not guaranteed.
 When the external load capacitance C
L = 30 pF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com