công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AFB44MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9AB40NB Series are highly integrated
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - SPANSION

Back Button MB9AFB44MB Datasheet HTML 65Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 66Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 67Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 68Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 69Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 70Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 71Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 72Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 73Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 129 page
background image
D a t a S h e e t
66
MB9AB40NB_DS706-00034-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
Function
group
Power-on
reset or
low-voltage
detection
state
INITX
input state
Device
internal
reset state
Run mode
or Sleep
mode state
Timer mode,
RTC mode, or
Sleep mode state
Deep standby
RTC mode or Deep
standby Stop mode
state
Return from
Deep
standby
mode state
Power
supply
unstable
Power supply stable
Power
supply
stable
Power supply stable
Power supply stable
Power
supply
stable
-
INITX = 0
INITX = 1
INITX = 1
INITX = 1
INITX = 1
INITX = 1
-
-
-
-
SPL = 0
SPL = 1
SPL = 0
SPL = 1
-
Y
External interrupt
enabled selected
Setting
disabled
Setting
disabled
Setting
disabled
Maintain
previous
state
Maintain
previous
state
Maintain
previous
state
GPIO
selected
Internal
input fixed
at 0
Hi-Z /
Internal
input fixed
at 0
Hi-Z /
Internal input
fixed at 0
Resource other
than above
selected
Hi-Z
Hi-Z /
Internal
input fixed
at 0
Hi-Z /
Internal
input fixed
at 0
Hi-Z /
Internal
input fixed
at 0
GPIO
selected
*1: Oscillation is stopped at Sub Timer mode, Low-speed CR Timer mode, RTC mode, Stop mode, Deep
Standby RTC mode, and Deep Standby Stop mode.
*2: Oscillation is stopped at Stop mode and Deep Standby Stop mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com