| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4570 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4570 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 46 page ![]() Interfacing with an 8-bit NAND Flash memory AN4570 40/46 DocID026804 Rev 1 GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_Init_Structure); /* Address Command Latch Enable - Address Latch Enable */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* NWE pin configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_5; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* NOE pin configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_4; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* NCE2 pin configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_7; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* NWAIT NAND pin configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_6; GPIO_Init_Structure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_Init_Structure.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_Init_Structure.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_Structure); /* INT2 NAND pin configuration */ GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_6; GPIO_Init_Structure.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_Init_Structure.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_Init_Structure); } |