công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash in-system programmable (ISP) peripherals
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 128 page
background image
Summary description
PSD8XXFX
12/128
Doc ID 7833 Rev 7
Figure 1.
PQFP52 connections
PSD853F2
1 Mbit
256 Kbit
256 Kbit
27
24
16
yes
yes
PSD854F2
2 Mbit
256 Kbit
256 Kbit
27
24
16
yes
yes
1.
All products support: JTAG serial ISP, MCU parallel ISP, ISP Flash memory, ISP CPLD, Security features, Power
Management Unit (PMU), Automatic Power-down (APD)
Table 2.
Product range (continued)
Part number(1)
Primary Flash
memory
(8 sectors)
Secondary
Flash memory
(4 sectors)
SRAM
I/O
ports
Number of
macrocells
Serial ISP
JTAG/ISC
port
Turbo
mode
Input
Output
39 AD15
38 AD14
37 AD13
36 AD12
35 AD11
34 AD10
33 AD9
32 AD8
31 VCC
30 AD7
29 AD6
28 AD5
27 AD4
PD2
PD1
PD0
PC7
PC6
PC5
PC4
VCC
GND
PC3
PC2
PC1
PC0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
AI02858
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com