| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S25FS256S bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S25FS256S bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - SPANSION |
|
46 / 154 page ![]() 46 S25FS-S Family S25FS-S_00_04 November 6, 2013 Data Sheet (Pre limin ar y) 7.2 8-Connector Packages 7.2.1 8-Connector Diagrams Figure 7.3 8-Pin Plastic Small Outline Package (SOIC8) Figure 7.4 8-Connector Package (WSON 6x5), Top View Note: 1. The RESET# input has an internal pull-up and may be left unconnected in the system if Quad Mode and hardware reset are not in use. 1 2 3 4 8 7 6 5 CS# SO / IO1 WP# / IO2 VSS SI / IO0 SCK IO3 / RESET# VDD SOIC 1 2 3 4 5 6 7 8 CS# SO/IO1 IO3/RESET# SCK SI/IO0 WSON WP#/IO2 VDD VSS |