công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC7812SPAP bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AMC7812SPAP
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Analog Monitoring and Control Solution with Multichannel ADC, DACs, and Temperature Sensors
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AMC7812SPAP bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button AMC7812SPAP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 92 page
background image
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Logic Input Voltage (V)
IOVDD = 2.7V
IOVDD = 5V
TA = +25°C
Digital Input = CS
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
TA (°C)
16 units
TQFP Package
G000
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
TA (°C)
16 units
TQFP Package
Auto Conversion Mode Disabled
G000
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
TA (°C )
10 Units
QFN Package
G001
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
TA (°C )
10 Units
QFN Package
Auto Conversion Mode Disabled
AMC7812
www.ti.com
SBAS513E – JANUARY 2011 – REVISED SEPTEMBER 2013
TYPICAL CHARACTERISTICS: TEMPERATURE SENSOR
At +25°C, unless otherwise noted.
LOCAL TEMPERATURE ERROR vs TEMPERATURE
REMOTE TEMPERATURE ERROR vs TEMPERATURE
Figure 75.
Figure 76.
LOCAL TEMPERATURE ERROR vs TEMPERATURE
REMOTE TEMPERATURE ERROR vs TEMPERATURE
Figure 77.
Figure 78.
TYPICAL CHARACTERISTICS: DIGITAL INPUTS
At +25°C, unless otherwise noted.
SUPPLY CURRENT vs INPUT VOLTAGE
Figure 79.
Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
27
Product Folder Links: AMC7812



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com