công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC7812SPAP bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AMC7812SPAP
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Analog Monitoring and Control Solution with Multichannel ADC, DACs, and Temperature Sensors
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AMC7812SPAP bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button AMC7812SPAP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments AMC7812SPAP Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 92 page
background image
0
200
400
600
800
1000
100
1k
10k
100k
1M
Frequency (Hz)
TA = +25°C
Gain = 2
VREF = 2.5V, Internal
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
0
4
8
12
16
20
Time (s)
TA = +25°C
0
10
20
30
40
50
TemperatureDrift(ppm/°C )
30Units
TA = -40°Cto+105°C
2.495
2.497
2.499
2.501
2.503
2.505
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
ILOAD (mA)
TA = +25°C
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
2.495
2.497
2.499
2.501
2.503
2.505
TA (°C)
10 Units
2.499
2.4995
2.5
2.5005
2.501
2.7
3.1
3.5
3.9
4.3
4.7
5.1
5.5
AVDD (V)
TA = +25°C
AMC7812
SBAS513E – JANUARY 2011 – REVISED SEPTEMBER 2013
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: INTERNAL REFERENCE
At +25°C, unless otherwise noted.
OUTPUT VOLTAGE vs TEMPERATURE
OUTPUT VOLTAGE vs SUPPLY
Figure 69.
Figure 70.
OUTPUT VOLTAGE vs OUTPUT CURRENT
OUTPUT VOLTAGE DRIFT
Figure 71.
Figure 72.
INTERNAL REFERENCE NOISE vs FREQUENCY
INTERNAL REFERENCE NOISE 0.1Hz to 10Hz
Figure 73.
Figure 74.
26
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AMC7812



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com