công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 24 of 24
ORDERING GUIDE
Model1
RAB (kΩ)
Temperature
Package Description
Package Option
No. of Parts per Container
AD5260BRUZ20
20
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
96
AD5260BRUZ20-RL7
20
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
1000
AD5260BRUZ50
50
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
96
AD5260BRUZ50-REEL7
50
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
1000
AD5260BRUZ200
200
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
96
AD5260BRUZ200-RL7
200
−40°C to +85°C
14-Lead TSSOP
RU-14
1000
AD5262BRU20
20
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRU20-REEL7
20
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
AD5262BRU50
50
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRU50-REEL7
50
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
AD5262BRU200
200
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRU200-REEL7
200
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
AD5262BRUZ20
20
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRUZ20-RL7
20
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
AD5262BRUZ50
50
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRUZ50-RL7
50
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
AD5262BRUZ200
200
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
96
AD5262BRUZ200-RL7
200
−40°C to +85°C
16-Lead TSSOP
RU-16
1000
EVAL-AD5262EBZ
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.
©2002–2010 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D02695-0-8/10(A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com