công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 12 of 24
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
–54
6
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
10k
100k
TA = 25°C
CODE = 0xFF
0x01
0x02
0x04
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80
Figure 27. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 200 kΩ
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
10k
100k
–3dB
BANDWIDTHS
VIN = 50mV rms
VDD/VSS= ±5V
f–3dB = 30kHz, R = 200kΩ
f–3dB = 131kHz, R = 50kΩ
f–3dB = 310kHz, R = 20kΩ
–54
6
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
Figure 28. −3 dB Bandwidth
FREQUENCY (Hz)
100
100k
1k
0
0.1
0.2
0.3
–0.4
–0.3
–0.2
–0.7
–0.6
–0.5
–0.1
10k
CODE = 0x80
VDD/VSS= ±5V
TA = 25°C
R = 200k
Ω
R = 50k
Ω
R = 20k
Ω
Figure 29. Normalized Gain Flatness vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
10k
10M
100k
600
300
400
500
0
100
200
1M
CODE 0xFF
CODE 0x55
VDD/VSS = ±5V
VDD/VSS = +5V/0V
Figure 30. ILOGIC vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
100
1M
0
60
10k
10
1k
20
30
40
50
100k
–PSRR @ VDD = ±5V DC ± 10% p-p AC
+PSRR @ VDD = ±5V DC ± 10% p-p AC
CODE = 0x80, VA = VDD, VB = 0V
Figure 31. PSRR vs. Frequency
20mV/DIV
1µs/DIV
5V/DIV
Figure 32. Midscale Glitch Energy, Code 0x80 to 0x7F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com