công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 14 of 24
TEST CIRCUITS
Figure 38 to Figure 46 define the test conditions used in Table 1.
VMS
A
W
B
DUT
V+ = VDD
1LSB = V+/2N
V+
Figure 38. Potentiometer Divider Nonlinearity Error (INL, DNL)
NC
IW
VMS
A
W
B
DUT
NC = NO CONNECT
Figure 39. Resistor Position Nonlinearity Error
(Rheostat Operation; R-INL, R-DNL)
IW = VDD/RNOMINAL
VMS2
VW
VMS1
RW = (VMS1 – VMS2)/IW
A
W
B
DUT
Figure 40. Wiper Resistance
PSS (%/%) =
V+ = VDD ± 10%
PSRR (dB) = 20 log
∆V
MS
∆V
DD
∆VMS%
∆VDD%
()
VDD
VA
VMS
A
W
B
V+
Figure 41. Power Supply Sensitivity (PSS, PSSR)
+13V
–13V
W
A
B
VOUT
OFFSET
GND
DUT
AD8610
VIN
Figure 42. Gain vs. Frequency
W
B
VSS TO VDD
DUT
CODE = 0x00
RW =
0.1V
IW
IW
0.1V
A = NC
Figure 43. Incremental On Resistance
W
B
ICM
A
NC
GND
NC
VSS
VCM
VDD
DUT
Figure 44. Common-Mode Leakage Current
SDI
CLK
CS
VLOGIC
ILOGIC
DIGITAL INPUT
VOLTAGE
Figure 45. VLOGIC Current vs. Digital Input Voltage
A1
RDAC1
RDAC2
W1
NC
B1
A2
W2
B2
CTA = 20 log (VOUT/VIN)
NC = NO CONNECT
VIN
VOUT
VSS
VDD
Figure 46. Analog Crosstalk



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com