công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 10 of 24
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
0
5
10
15
20
|VDD – VSS| (V)
AVG – 3
σ
AVG
AVG + 3
σ
Figure 15. INL vs. Supply Voltages
–2.0
–1.0
–1.5
–0.5
0
0.5
2.0
1.0
1.5
05
10
15
20
|VDD – VSS| (V)
AVG – 3
σ
AVG
AVG + 3
σ
Figure 16. R-INL vs. Supply Voltages
4
24
44
64
84
104
124
–5
–1
3
7
11
15
VDD (V)
RON @ VDD/VSS = +5V/0V
RON @ VDD/VSS = +5V/–5V
RON @ VDD/VSS = +15V/0V
Figure 17. Wiper On Resistance vs. Bias Voltage
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
VDD/VSS =+5V/0V
VDD/VSS =+15/0V
VDD/VSS =±5V
Figure 18. Full-Scale Error vs. Temperature
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
VDD/VSS =+15/0V
VDD/VSS =±5V
VDD/VSS =+5V/0V
Figure 19. Zero-Scale Error vs. Temperature
0.001
0.01
0.1
1
–40–7265992
12
TEMPERATURE (°C)
5
VLOGIC = 5V
VIH = 5V
VIL = 0V
VDD/VSS = ±5V
VDD/VSS = +15/0V
Figure 20. Supply Current vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com