công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 11 of 24
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
–40
–7
265992
12
TEMPERATURE (°C)
5
VDD/VSS = ±5V
VDD/VSS = +15/0V
Figure 21. ILOGIC vs. Temperature
10
100
1000
0
1.0
2.0
3.0
4.0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.0
VIH (V)
VDD/VSS = 5V/0V
VLOGIC = 5V
VDD/VSS = 5V/0V
VLOGIC = 3V
Figure 22. ILOGIC vs. Digital Input Voltage
–20
–10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
32
64
96
128
160
192
224
256
CODE (Decimal)
50k
Ω
20k
Ω
200k
Ω
Figure 23. Rheostat Mode Tempco ΔRWB /ΔT vs. Code
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
0
32
64
96
128
160
192
224
256
CODE (Decimal)
50k
Ω
20k
Ω
200k
Ω
Figure 24. Potentiometer Mode Tempco ΔVWB/ΔT vs. Code
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
6
–48
–54
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
10k
100k
CODE = 0xFF
0x01
0x02
0x04
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80
TA = 25°C
Figure 25. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 20 kΩ
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
6
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
10k
100k
CODE = 0xFF
0x01
0x02
0x04
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80
TA = 25°C
–54
Figure 26. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 50 kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com