công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5262EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5262EBZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5262EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD5260/AD5262
Rev. A | Page 9 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
TA = –40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
CODE (Decimal)
0
32
64
96
128
160
192
224
256
VDD = +5V
VSS = –5V
RAB = 20kΩ
CODE (Decimal)
–0.2
–0.1
0.1
0
0
32
64
96
128
160
192
224
256
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
+15V
+5V
±5V
+12V
Figure 12. DNL vs. Code
Figure 9. R-INL vs. Code vs. Supply Voltages
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0
32
64
96
128
160
192
224
256
CODE (Decimal)
+15V
+5V
±5V
CODE (Decimal)
–0.25
0
32
64
96
128
160
192
224
256
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
+15V
+12V
+5V
±5V
Figure 13. INL vs. Code vs. Supply Voltages
Figure 10. R-DNL vs. Code vs. Supply Voltages
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
32
64
96
128
160
192
224
256
CODE (Decimal)
+15V
+5V
±5V
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
32
64
96
128
160
192
224
256
CODE (Decimal)
VDD = +5V
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = –40°C
TA = +25°C
VSS = –5V
RAB = 20kΩ
Figure 14. DNL vs. Code vs. Supply Voltages
Figure 11. INL vs. Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com