công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F1516 bảng dữ liệu(PDF) 251 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F1516
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  344 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F1516 bảng dữ liệu(HTML) 251 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F1516 Datasheet HTML 247Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 248Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 249Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 250Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 251Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 252Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 253Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 254Page - Microchip Technology PIC16F1516 Datasheet HTML 255Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 251 / 344 page
background image
 2011 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41452B-page 251
PIC16(L)F1516/7/8/9
TABLE 22-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 16.000 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
——
1200
1221
1.73
255
1200
0.00
239
1202
0.16
207
1200
0.00
143
2400
2404
0.16
129
2400
0.00
119
2404
0.16
103
2400
0.00
71
9600
9470
-1.36
32
9600
0.00
29
9615
0.16
25
9600
0.00
17
10417
10417
0.00
29
10286
-1.26
27
10417
0.00
23
10165
-2.42
16
19.2k
19.53k
1.73
15
19.20k
0.00
14
19.23k
0.16
12
19.20k
0.00
8
57.6k
57.60k
0.00
7—
57.60k
0.00
2
115.2k
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
300
0.16
207
300
0.00
191
300
0.16
51
1200
1202
0.16
103
1202
0.16
51
1200
0.00
47
1202
0.16
12
2400
2404
0.16
51
2404
0.16
25
2400
0.00
23
9600
9615
0.16
12
9600
0.00
5
10417
10417
0.00
11
10417
0.00
5
19.2k
19.20k
0.00
2
57.6k
57.60k
0.00
0
115.2k
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 16.000 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
——
1200
2400
——
9600
9615
0.16
129
9600
0.00
119
9615
0.16
103
9600
0.00
71
10417
10417
0.00
119
10378
-0.37
110
10417
0.00
95
10473
0.53
65
19.2k
19.23k
0.16
64
19.20k
0.00
59
19.23k
0.16
51
19.20k
0.00
35
57.6k
56.82k
-1.36
21
57.60k
0.00
19
58.82k
2.12
16
57.60k
0.00
11
115.2k
113.64k
-1.36
10
115.2k
0.00
9
111.1k
-3.55
8
115.2k
0.00
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com