| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC16F1516 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1516 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 344 page ![]() 2011 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41452B-page 9 PIC16(L)F1516/7/8/9 TABLE 1: 28/40/44-PIN ALLOCATION TABLE (PIC16(L)F151X) RA0 2 27 2 17 19 AN0 — — — SS(2) — — — RA1 3 28 3 18 20 AN1 — — — — — — — RA2 4 1 4 19 21 AN2 — — — — — — — RA3 5 2 5 20 22 AN3/VREF+— — — — — — — RA4 6 3 6 21 23 — T0CKI — — — — — — RA5 7 4 7 22 24 AN4 — — — SS(1) —— VCAP RA6 10 7 14 29 31 — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 9 6 13 28 30 — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 21 18 33 8 8 AN12 — — — — INT/IOC Y — RB1 22 19 34 9 9 AN10 — — — — IOC Y — RB2 23 20 35 10 10 AN8 — — — — IOC Y — RB3 24 21 36 11 11 AN9 — CCP2(2) —— IOC Y — RB4 25 22 37 12 14 AN11 — — — — IOC Y — RB5 26 233813 15 AN13 T1G — — — IOC Y — RB6 27 24 39 14 16 — — — — — IOC Y ICSPCLK/ICDCLK RB7 28 25 40 15 17 — — — — — IOC Y ICSPDAT/ICDDAT RC0 11 8 15 30 32 — SOSCO/T1CKI — — — — — — RC1 12 9 16 31 35 — SOSCI CCP2(1) —— — — — RC2 13 10 17 32 36 AN14 — CCP1 — — — — — RC3 14 11 18 33 37 AN15 — — — SCK/SCL — — — RC4 15 12 23 38 42 AN16 — — — SDI/SDA — — — RC5 16 13 24 39 43 AN17 — — — SDO — — — RC6 17 14 25 40 44 AN18 — — TX/CK — — — — RC7 18 15 26 1 1 AN19 — — RX/DT — — — — RD0(3) — — 19 34 38 AN20 — — — — — — — RD1(3) — — 20 35 39 AN21 — — — — — — — RD2(3) — — 21 36 40 AN22 — — — — — — — RD3(3) — — 22 37 41 AN23 — — — — — — — RD4(3) — — 27 2 2 AN24 — — — — — — — RD5(3) —— 28 3 3 AN25 — — — — — — — RD6(3) — — 29 4 4 AN26 — — — — — — — RD7(3) —— 30 5 5 AN27 — — — — — — — RE0(3) — — 8 23 25 AN5 — — — — — — — RE1(3) —— 9 24 26 AN6 — — — — — — — RE2(3) — — 10 25 27 AN7 — — — — — — — RE3 1 26116 18 — — — — — — Y MCLR/VPP VDD 20 17 11, 32 7, 26 7, 28 — — — — — — — — VSS 8, 19 5, 16 12, 31 6, 27 6, 29 —— — — — — — — NC — — — — 12, 13, 33, 34 — — — — — — — — Note 1: Peripheral pin location selected using APFCON register. Default location. 2: Peripheral pin location selected using APFCON register. Alternate location. 3: PIC16(L)F1517/9 only. |