công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C5NPD0-DS bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện C5NPD0-DS
Giải thích chi tiết về linh kiện  C-5 Network Processor Silicon Revision D0
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

C5NPD0-DS bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button C5NPD0-DS Datasheet HTML 84Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 85Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 86Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 87Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 88Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 89Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 90Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 91Page - Freescale Semiconductor, Inc C5NPD0-DS Datasheet HTML 92Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 100 page
background image
88
CHAPTER 3: ELECTRICAL SPECIFICATIONS
C5NP
TLU Timing Specifications
The TLU timing specifications are shown in Figure 24 and described in Table 53.
Figure 24 TLU Timing Diagram
TCLKI
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
T_ctl
TAn
TDn
(output)
TDn
(input)
Ttc
Ttdo
Ttco
Ttao
Ttdv
Ttds
Ttdz
Ttdh
Table 53 TLU Timing Description
SYMBOL
PARAMETER
MIN
TYP
MAX
UNIT
Ttc
TLU Cycle Time
7.5
ns
Ttco
TLU Ctrl Output
1.2
3.4
ns
Ttao
TLU Addr Output
1.2
3.4
ns
Ttds
TLU Data Setup
0.5
ns
Ttdh
TLU Data Hold
1.0
ns
Ttdo
TLU Data Output
1.2
3.5
ns
Ttdz
TLU Data Clk to Tri*
* Not fully tested, values based on design/characterization.
2.0
3.5
ns
Ttdv
TLU Data Clk to Driven*
1.5
3.5
ns
Table 54 Signal Groups in TLU Timing Diagrams
SIGNAL GROUP
INCLUDED SIGNALS
Control (T_ctl)
TA18X - TA21X, TCE0X - TCE3X, TWE0X - TWE3X
Address (TAn)
TA0 - TA21
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com