công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 697 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 697 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 693Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 694Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 695Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 696Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 697Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 698Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 699Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 700Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 701Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 697 / 1376 page
background image
Section 11 16-Bit Timer Pulse Unit (TPU)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 667 of 1342
REJ09B0467-0100
Item
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Channel 9
Channel 10
Channel 11
DTC
activation
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
DMAC
activation
A/D
converter
trigger
TGRA_6
compare
match or
input capture
TGRA_7
compare
match or
input capture
TGRA_8
compare
match or
input capture
TGRA_9
compare
match or
input capture
TGRA_10
compare
match or
input capture
TGRA_11
compare
match or
input capture
PPG
trigger
TGRA_6/
TGRB_6
compare
match or
input capture
TGRA_7/
TGRB_7
compare
match or
input capture
TGRA_8/
TGRB_8
compare
match or
input capture
TGRA_9/
TGRB_9
compare
match or
input capture
Interrupt
sources
5 sources
•
Compare
match or
input
capture 6A
•
Compare
match or
input
capture 6B
•
Compare
match or
input
capture 6C
•
Compare
match or
input
capture 6D
•
Overflow
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 7A
•
Compare
match or
input
capture 7B
•
Overflow
•
Underflo
w
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 8A
•
Compare
match or
input
capture 8B
•
Overflow
•
Underflo
w
5 sources
•
Compare
match or
input
capture 9A
•
Compare
match or
input
capture 9B
•
Compare
match or
input
capture 9C
•
Compare
match or
input
capture 9D
•
Overflow
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 10A
•
Compare
match or
input
capture 10B
•
Overflow
•
Underflo
w
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 11A
•
Compare
match or
input
capture 11B
•
Overflow
•
Underflo
w
Legend:
: Possible
: Not possible



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com