công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 695 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 695 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 691Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 692Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 693Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 694Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 695Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 696Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 697Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 698Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 699Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 695 / 1376 page
background image
Section 11 16-Bit Timer Pulse Unit (TPU)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 665 of 1342
REJ09B0467-0100
Item
Channel 0
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
DTC
activation
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
TGR
compare
match or
input capture
DMAC
activation
TGRA_0
compare
match or
input capture
TGRA_1
compare
match or
input capture
TGRA_2
compare
match or
input capture
TGRA_3
compare
match or
input capture
TGRA_4
compare
match or
input capture
TGRA_5
compare
match or
input capture
A/D
converter
trigger
TGRA_0
compare
match or
input capture
TGRA_1
compare
match or
input capture
TGRA_2
compare
match or
input capture
TGRA_3
compare
match or
input capture
TGRA_4
compare
match or
input capture
TGRA_5
compare
match or
input capture
PPG
trigger
TGRA_0/
TGRB_0
compare
match or
input capture
TGRA_1/
TGRB_1
compare
match or
input capture
TGRA_2/
TGRB_2
compare
match or
input capture
TGRA_3/
TGRB_3
compare
match or
input capture
Interrupt
sources
5 sources
•
Compare
match or
input
capture 0A
•
Compare
match or
input
capture 0B
•
Compare
match or
input
capture 0C
•
Compare
match or
input
capture 0D
•
Overflow
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 1A
•
Compare
match or
input
capture 1B
•
Overflow
•
Underflo
w
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 2A
•
Compare
match or
input
capture 2B
•
Overflow
•
Underflo
w
5 sources
•
Compare
match or
input
capture 3A
•
Compare
match or
input
capture 3B
•
Compare
match or
input
capture 3C
•
Compare
match or
input
capture 3D
•
Overflow
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 4A
•
Compare
match or
input
capture 4B
•
Overflow
•
Underflo
w
4 sources
•
Compare
match or
input
capture 5A
•
Compare
match or
input
capture 5B
•
Overflow
•
Underflo
w
Legend:
: Possible
: Not possible



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com