công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 660 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 660 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 664Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 660 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 630 of 1342
REJ09B0467-0100
• PF3/LWR/SSO0-C
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bits MSS and BIDE in SSCRH, bit SSUMS in SSCRL, and bits TE and RE
in SSER of SSU, bit LWROE in PFCR2, bits SSOS1 and SSOS0 in PFCR5, and bit PF3DDR.
Operating
mode
1, 2, 4, 7 (EXPE = 1)
7 (EXPE = 0)
LWROE
1
0
0
SSU
settings
Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
PF3DDR
0
1
0
0
1
0
Pin function
LWR
output
PF3
input
PF3
output
SSO0-C
input*
1
SSO0-C
output*
2
PF3
input
PF3
output
SSO0-C
input*
1
SSO0-C
output*
2
Notes: 1. SSO0-C input when SSO0S1 and SSO0S0 = B'10 in PFCR5, and SSUMS, BIDE, MSS,
TE, and RE = B'000
×1 or B'01×01.
2. SSO0-C output when SSO0S1 and SSO0S0 = B'10 in PFCR5, and SSUMS, BIDE,
MSS, TE, and RE = B'0011
×, B'01×10, or B'10×1×.
SSO pin settings
SSUMS
0
0
1
BIDE
0
1
0
MSS
0
1
0
1
0
1
TE
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
RE
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Pin state Input
Input
Output Output Input Output Input Output
 Output Output  Output Output
Legend:
: Pin is not used by the SSU (can be used as I/O port)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com