công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 659 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 659 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 655Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 659 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 629 of 1342
REJ09B0467-0100
• PF6/AS/AH
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bit MPXE in MPXCR of the bus controller, bit ASOE in PFCR2, and bit
PF6DDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
ASOE
1
0
1
0
PF6DDR
0
1
0
1
0
1
Pin function
AS/AH*
output
PF6
input
PF6
output
PF6
input
PF6
output
AS/AH*
output
PF6
input
PF6
output
Note:
*
AH output when MPXE = 1, and AS output when MPXE = 0.
• PF5/RD
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, and bit PF5DDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
PF5DDR
0
1
Pin function
RD output
PF5 input
PF5 output
RD output
• PF4/HWR
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, and bit PF4DDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
PF4DDR
0
1
Pin function
HWR output
PF4 input
PF4 output
HWR output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com