công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 367 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 367 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 363Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 364Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 365Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 366Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 367Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 368Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 369Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 370Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 371Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 367 / 1376 page
background image
Section 7 DMA Controller (DMAC)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 337 of 1342
REJ09B0467-0100
7.4
Activation Sources
DMAC activation sources consist of internal interrupt requests, external requests, and auto-
requests. The DMAC activation sources that can be specified depend on the transfer mode and
channel, as shown in table 7.3.
Table 7.3
DMAC Activation Sources
Short Address Mode
Full Address Mode
Activation Source
Channels
0A and 1A
Channels
0B and
1B
Normal
Mode
Block
Transfer
Mode
ADI0
×
TXI0
×
RXI0
×
TXI1
×
RXI1
×
TGI0A
×
TGI1A
×
TGI2A
×
TGI3A
×
TGI4A
×
TGI5A
×
USBINTN0
×
×
Internal
interrupts
USBINTN1
×
×
DREQ pin falling edge input
×
External
requests
DREQ pin low-level input
×
Auto-request
×
×
×
Legend:
:
Can be specified
×:
Cannot be specified



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com