công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M30623SC bảng dữ liệu(PDF) 166 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M30623SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M30623SC bảng dữ liệu(HTML) 166 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M30623SC Datasheet HTML 162Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 165Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 166Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 167Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 168Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 169Page - Renesas Technology Corp M30623SC Datasheet HTML 170Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 166 / 231 page
background image
Timing (Vcc = 3V)
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62 Group (80-pin)
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
165
VCC = 3V
Timing requirements (referenced to VCC = 3V, VSS = 0V at Ta = 25oC unless otherwise specified)
Standard
Max.
Min.
Unit
Parameter
Symbol
ns
tw(TAL)
TAiIN input LOW pulse width
60
ns
tc(TA)
TAiIN input cycle time
150
ns
tw(TAH)
TAiIN input HIGH pulse width
60
Standard
Max.
Min.
Unit
Parameter
Symbol
ns
tc(TA)
TAiIN input cycle time
600
ns
tw(TAH)
TAiIN input HIGH pulse width
300
ns
tw(TAL)
TAiIN input LOW pulse width
300
Standard
Max.
Min.
Unit
Parameter
Symbol
ns
tc(TA)
TAiIN input cycle time
300
ns
tw(TAH)
TAiIN input HIGH pulse width
150
ns
tw(TAL)
TAiIN input LOW pulse width
150
Standard
Max.
Min.
Unit
Parameter
Symbol
ns
tw(TAH)
TAiIN input HIGH pulse width
150
ns
tw(TAL)
TAiIN input LOW pulse width
150
Standard
Max.
Min.
Unit
Parameter
Symbol
ns
tc(UP)
TAiOUT input cycle time
3000
ns
tw(UPH)
TAiOUT input HIGH pulse width
1500
ns
tw(UPL)
TAiOUT input LOW pulse width
1500
ns
tsu(UP-TIN)
TAiOUT input setup time
600
ns
th(TIN-UP)
TAiOUT input hold time
600
Table 1.20.23. Timer A input (gating input in timer mode)
Table 1.20.24. Timer A input (external trigger input in one-shot timer mode)
Table 1.20.25. Timer A input (external trigger input in pulse width modulation mode)
Table 1.20.26. Timer A input (up/down input in event counter mode)
Table 1.20.22. Timer A input (counter input in event counter mode)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com