công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38B73F2 bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38B73F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38B73F2 bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38B73F2 Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 110 page
background image
102
38B7 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
Table 25 Electrical characteristics
(VCC = 4.0 to 5.5 V, Ta = –20 to 85 °C, unless otherwise noted)
Min.
Typ.
Max.
Symbol
Parameter
Limits
Unit
“H” output voltage
P00–P07, P10–P17, P20–P27,
P30–P37, P40–P47, P50-P57,
P60–P63
“H” output voltage
P64–P67, P70–P77, P80–P83,
P90–P97, PA0–PA7, PB0–PB6
“L” output voltage
P64–P67, P70–P77, P80–P83,
P90–P97, PA0–PA7, PB0–PB6
Hysteresis
RxD, SCLK21, SCLK22, SRDY1, P70–
P73, P77, P82–P83, P90–P92, PB0,
PB2, PB4–PB6
Hysteresis
RESET, XIN
Hysteresis
XCIN
“H” input current
P64–P67, P70–P77, P80–P83,
P90–P97, PA0–PA7, PB0–PB6
“H” input current
P10–P17, P30–P37, P40–P47,
P50-P57, P60–P63 (Note)
“H” input current
RESET, CNVss, XCIN
“H” input current
XIN
“L” input current
P64–P67, P70–P77, P80–P83,
P90–P97, PA0–PA7, PB0–PB6
“L” input current
P10–P17, P30–P37, P40–P47,
P50–P57, P60–P63 (Note)
“L” input current
RESET, CNVss, XCIN
“L” input current
XIN
VOH
VOH
VOL
VT+–VT–
VT+–VT–
VT+–VT–
IIH
IIH
IIH
IIH
IIL
IIL
IIL
IIL
IOH = –18 mA
IOH = –10 mA
IOL = 10 mA
VI = VCC
VI = VCC
VI = VCC
VI = VCC
VI = VSS
Pull-up “off”
VCC = 5 V, VI = VSS
Pull-up “on”
VCC = 3 V, VI = VSS
Pull-up “on”
VI = VSS
VI = VSS
VI = VSS
Test conditions
VCC–2.0
VCC–2.0
–30
–6.0
2.0
5.0
5.0
5.0
–5.0
–140
–45
–5.0
–5.0
0.4
0.5
0.5
4.0
–70
–25
–4.0
Note: Except when reading ports P1, P3, P4, P5 or P6.
V
V
V
V
V
V
µA
µA
µA
µA
µA
µA
µA
µA
µA
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com