công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38B73F2 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38B73F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38B73F2 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38B73F2 Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 110 page
background image
38B7 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
75
Fig. 83 Digit timing waveform (1)
Power Dissipation Calculating Example 1
(Fixed number depending on microcomputer’s standard)
• VOH output fall voltage of high-breakdown port
2 V (max.); | Current value | = at 18 mA
• Resistor value 43 V / 900
µs = 48 kΩ (min.)
• Power dissipation of internal circuit (CPU, ROM, RAM etc.)
= 5 V ✕ 15 mA = 75 mW
(Fixed number depending on use condition)
• Apply voltage to VEE pin: Vcc – 45 V
• Timing number 17; digit number 16; segment number 20
• Ratio of Toff time corresponding Tdisp time: 1/16
• Turn ON segment number during repeat cycle: 31
• All segment number during repeat cycle: 340 (= 17 ✕ 20)
• Total number of built-in resistor: for digit, 16; for segment, 20
• Digit pin current value 18 (mA)
• Segment pin current value 3 (mA)
(1) Digit pin power dissipation
{18 ✕ 16 ✕ (1 – 1 / 16) ✕ 2} / 17 = 31.77 mW
(2) Segment pin power dissipation
{3 ✕ 31 ✕ (1– 1 / 16) ✕ 2} / 17 = 10.26 mW
(3) Pull-down resistor power dissipation (digit)
[{45 – 2}2/ 48 ✕ (16 ✕ 16 / 16) ✕ (1 – 1 / 16)] / 17 = 33.94 mW
(4) Pull-down resistor power dissipation (segment)
[{45 – 2}2/ 48 ✕ (31 ✕ 20 / 20) ✕ (1 – 1 / 16)] / 17 = 65.86 mW
(5) Internal circuit power dissipation (CPU, ROM, RAM etc.)
= 75 mW
(1) + (2)+ (3) + (4) + (5) = 217 mW
DIG0
DIG1
DIG2
DIG3
DIG13
DIG14
DIG15
Timing
number
12
3
16
17
15
14
Tscan
Repeat cycle



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com