công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38B73F2 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38B73F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38B73F2 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38B73F2 Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp M38B73F2 Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 110 page
background image
38B7 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
72
WIT instruction
STP instruction
Timing
φ (internal clock)
S
R
Q
STP instruction
S
R
Q
Main clock stop bit
(Note 3)
S
R
Q
1/4
XIN
XOUT
XCOUT
XCIN
Interrupt request
Reset
Interrupt disable flag l
1/2
1/2
Port XC
switch bit (Note 3)
“1”
“0”
“1”
Timer 1 count source
selection bit (Note 2)
Low-speed mode
High-speed or
middle-speed
mode
Middle-speed mode
High-speed or
low-speed mode
Internal system clock
selection bit (Notes 1, 3)
“1”
“0”
Timer 1
Timer 2
Timer 2 count source
selection bit (Note 2)
“0”
Main clock division ratio
selection bits (Note 3)
“1
”
“0
”
“1”
“0”
Notes 1: When low-speed mode is selected, set the port Xc switch bit (b4) to “1”.
2: Refer to the structure of the timer 12 mode register.
3: Refer to the structure of the CPU mode register.
Fig. 81 Clock generating circuit block diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com