công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XRT79L71IB bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - Exar Corporation

tên linh kiện XRT79L71IB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-CHANNEL DS3/E3 ATM UNI/PPP/CLEAR-CHANNEL FRAMER IC - HARDWARE
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

XRT79L71IB bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - Exar Corporation

Back Button XRT79L71IB Datasheet HTML 86Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 87Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 88Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 89Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 90Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 91Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 92Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 93Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 94Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 109 page
background image
XRT79L71
87
1-CHANNEL DS3/E3 ATM UNI/PPP/CLEAR-CHANNEL FRAMER IC - HARDWARE
REV. 1.0.0
NOTE: The values for "t0" through "t11" can be found in
Table 11.
FIGURE 13. SYNCHRONOUS MODE 4 - IDT 3051/52 INTERFACE TIMING (READ CYCLE)
TABLE 11: TIMING INFORMATION FOR THE MICROPROCESSOR INTERFACE, WHEN CONFIGURED TO OPERATE IN THE
IBM POWER PC403 MODE
Test Conditions: TA = 25°C, VCC = 3.3V±5% and 2.5V±5%, unless otherwise specified.
TIMING
DESCRIPTION
MIN.
TYP.
MAX.
t0
pCS_L low to Clock high
6
-
-
t1
pALE high to Clock high
1
-
-
t2
Clock high to pALE low
6
-
-
t3
Data setup time (WRITE cycle)
-
-
N/N
t4
Data hold time (WRITE cycle)
-
-
N/N
t5
Clock high to pRDY_L low
-
-
11
t6
Clock high to pWR_L high
6
-
-
t7
Clock high to Data valid (READ cycle)
-
-
N/N
t8
Clock high to pRDY_L high
-
-
11
t9
pRDY_L high to Data invalid
0
-
-
t7
t8
t9
pCLK
pCS_L
pA[14:0
]
pD[7:0]
pRdy_L
pWR_L
pRD_L
t5
pDBEN_L
pALE
Address
t10
t11
Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com