công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XRT79L71IB bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - Exar Corporation

tên linh kiện XRT79L71IB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-CHANNEL DS3/E3 ATM UNI/PPP/CLEAR-CHANNEL FRAMER IC - HARDWARE
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

XRT79L71IB bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - Exar Corporation

Back Button XRT79L71IB Datasheet HTML 80Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 81Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 82Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 83Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 84Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 85Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 86Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 87Page - Exar Corporation XRT79L71IB Datasheet HTML 88Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 109 page
background image
XRT79L71
81
1-CHANNEL DS3/E3 ATM UNI/PPP/CLEAR-CHANNEL FRAMER IC - HARDWARE
REV. 1.0.0
10.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
10.1
DC Electrical
10.2
AC ELECTRICAL CHARACTERISTIC INFORMATION
11.0 MICROPROCESSOR INTERFACE
MICROPROCESSOR INTERFACE TIMING FOR REVISION A SILICON
MICROPROCESSOR INTERFACE TIMING - ASYNCHRONOUS INTEL MODE
NOTE: The values for "t0" through "t7", in this figure can be found in
Table 8.
TABLE 7: DC ELECTRICAL CHARACTERISTICSS
APPLIES TO ALL TTL-LEVEL INPUT AND CMOS LEVEL OUTPUT PINS - AMBIENT TEMPERATURE = 25°C
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITION
MIN
MAX
UNITS
VDDQ
I/O Supply Voltage
3.135
3.465
V
VIH
High-Level Input Voltage
VOUT ³ VOH(min)
2.0
VDD + 0.3
V
VIL
Low-Level Input Voltage
VOUT < VOL (max)
-0.3
0.3*VDD
V
VOH
High-Level Output Voltage
VDD = MIN
VIN = VIH
IOH = -2mA
1.9
V
VOL
Low-Level Output Voltage
VDD = MIN
VIN = VIL
IOL = 2mA
0.6
V
II
Input Current
VDD = MAX
VIN = VDD or GND
±15
mA
FIGURE 6. ASYNCHRONUS MODE 1 - INTEL TYPE PROGRAMMED I/O TIMING (WRITE CYCLE)
Ah
M d 1 I t l T
Addres
Data
t5
CS
ALE AS
A[14:0]
D[7:0]
RD_DS
WR R/W
t0
t1
t3
t4
t2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com