công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E11 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB2E11
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2 Repeater
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB2E11 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB2E11 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 58 page
background image
Table 6-2. Pin Configuration for Device Mode
Device Mode
SCL (C3)
SDA (B3)
GPIO0 (B1)
GPIO1 (C1)
GPIO2 (C2)
I2C Mode
Pull-up
Input sampled at
reset
Pull-up
Input sampled at
reset
Default to Input
•
Low = UART
Mode
•
High = USB
repeater mode
Function can be
reconfigured through
register
Default to Input
Function can be
reconfigured through
register
Default to Open drain
output (can be left
floating when not
used)
Function can be
reconfigured through
register
Non I2C UART mode
Pull-up
Input sampled at
reset
Pull-down
Input sampled at
reset
Default to Input
•
Low = UART
transfer enabled
•
High = UART
transfer disabled
High-Z (can be left
floating)
High-Z (can be left
floating)
Non I2C USB
repeater mode
Pull-down
Input sampled at
reset
See Table 6-4
See Table 6-4
Default input sampled at reset.
See Table 6-3
TUSB2E11
SLLSFI4B – NOVEMBER 2021 – REVISED AUGUST 2023
www.ti.com
6
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TUSB2E11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com