công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E11 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB2E11
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2 Repeater
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB2E11 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB2E11 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TUSB2E11 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 58 page
background image
8 Parameter Measurement Information
Repeater
81130A
Pattern Generator
or
BERT
50
eUSB2
Test Channel
22.1
22.1
15.8
15.8
Test Channel
86100
Scope
or
BERT
50
USB 2.0
Vin * 0.76
Vin scaled for impedance conversion
40
45
Impedance
conversion
Impedance
conversion
Figure 8-1. USB 2.0 TX Output (Egress) Jitter, Eye Mask Test Setup
Repeater
86100
Scope
or
BERT
50
eUSB2
Test Channel
22.1
22.1
15.8
15.8
Test Channel
81130A
Pattern Generator
or
BERT
50
USB 2.0
Vin * 0.693
Vin scaled for impedance conversion
40
45
Impedance
conversion
Impedance
conversion
USB 2.0 High speed test packets
USB 2.0 TX Vpp * 0.68
Vout scaled for impedance conversion
Figure 8-2. eUSB2 TX Output (Ingress) Jitter, Eye Mask Test Setup
www.ti.com
TUSB2E11
SLLSFI4B – NOVEMBER 2021 – REVISED AUGUST 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
21
Product Folder Links: TUSB2E11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com