công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51116ADLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 MHz 32-bit RX MCUs, 50 DMIPS, up to 512 Kbytes of flash memory, USB 2.0 full-speed host/function/OTG, up to 6 comms channels, 12-bit A/D, 8-bit D/A, RTC
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51116ADLF Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 127 page
background image
R01DS0190EJ0130 Rev.1.30
Page 109 of 127
May 31, 2016
RX111 Group
5. Electrical Characteristics
5.9
Oscillation Stop Detection Timing
Figure 5.62
Oscillation Stop Detection Timing
Table 5.47
Oscillation Stop Detection Circuit Characteristics
Conditions: 1.8 V ≤ VCC = VCC_USB ≤ 3.6 V, 1.8 V ≤ AVSS0 ≤ 3.6 V, VSS = AVSS0 = VSS_USB = 0 V, Ta = –40 to +105°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
Detection time
tdr
——
1
ms
Figure 5.62
tdr
Main clock or PLL clock
OSTDSR.OSTDF
LOCO clock
ICLK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com