công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC572LX bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC572LX
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Power Architecture® based MCU for automotive powertrain applications
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC572LX bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC572LX Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics SPC572LX Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 112 page
background image
Package characteristics
SPC572Lx
96/112
DocID027866 Rev 5
Table 52. eTQFP100 – STMicroelectronics package mechanical data
Symbol
Dimensions
Millimeters
Inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
q
0°3.5°7°
0°
3.5°
7°
q1
0°
—
—
0°
—
—
q2
10°
12°
14°
10°
12°
14°
q3
10°
12°
14°
10°
12°
14°
A(2)
—
—
1.20
—
—
0.047
A1
0.05
—
0.15
0.002
—
0.006
A2(2)
0.95
1.00
1.05
0.037
0.039
0.041
b(3) (4)
0.17
0.22
0.27
0.007
0.009
0.011
b1(4)
0.175
0.20
0.23
0.007
0.008
0.009
c(4)
0.09
—
0.20
0.004
—
0.008
c1(4)
0.09
—
0.16
0.004
—
0.006
D(5)
16.00 BSC
0.629 BSC
D1(6) (7)
14.00 BSC
0.551 BSC
D2(8)
—
—
5.67
—
—
0.223
D3(9)
4.00
—
—
0.157
—
—
e
0.50 BSC
0.019 BSC
E(5)
16.00 BSC
0.629 BSC
E1(6) (7)
14.00 BSC
0.551 BSC
E2(8)
—
—
5.67
—
—
0.223
E3(9)
4.00
—
—
0.157
—
—
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00 REF
0.039 REF
N(10)
100
3.937
R1
0.08
—
—
0.003
—
—
R2
0.08
—
—
0.003
—
—
S0.20
—
—
0.008
—
—
aaa(11)
0.15
0.006
bbb(11)
0.20
0.008
ccc(11)
0.05
0.002
ddd(11)
0.07
0.003
1. Values in inches are converted from millimeters (mm) and rounded to three decimal digits.
2. The optional exposed pad is generally coincident with the top or bottom side of the package and not allowed to protrude
beyond that surface.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com