công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 217 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 217 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 213Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 214Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 215Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 216Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 217Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 218Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 219Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 220Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 221Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 217 / 226 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
176X
0.27
0.17
172X 0.5
PIN 1 ID
(0.13)
TYP
0.15
0.05
0 -7
4X 21.5
TYP
26.2
25.8
7.33
6.78
8.07
7.53
4X 0.78 MAX
NOTE 4
4X
0.54 MAX
NOTE 4
4X
0.2 MAX
NOTE 4
B
NOTE 3
24.2
23.8
A
NOTE 3
24.2
23.8
0.75
0.45
0.25
GAGE PLANE
1.6 MAX
(1.4)
PowerPAD
HLQFP - 1.6 mm max height
PTP0176F
PLASTIC QUAD FLATPACK
4223382/A 03/2017
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs.
4. Strap features my not present.
5. Reference JEDEC registration MS-026.
TM
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
1
44
45
88
89
132
133
176
0.08
C A B
SEE DETAIL A
SEATING PLANE
DETAIL A
SCALE: 12
DETAIL A
TYPICAL
0.08 C
1
SCALE 0.550
44
45
88
89
132
133
176
177
EXPOSED
THERMAL PAD
www.ti.com
TMS320F28379D, TMS320F28379D-Q1, TMS320F28378D, TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1, TMS320F28376D, TMS320F28375D, TMS320F28374D
SPRS880O – DECEMBER 2013 – REVISED FEBRUARY 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
217
Product Folder Links: TMS320F28379D TMS320F28379D-Q1 TMS320F28378D TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1 TMS320F28376D TMS320F28375D TMS320F28374D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com