công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 216 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 216 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 212Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 213Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 214Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 215Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 216Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 217Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 218Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 219Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 220Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 216 / 226 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(
8.64)
96X (0.5)
100X (1.5)
100X (0.3)
(R0.05) TYP
(15.4)
(15.4)
7.3 X 7.3
0.175
7.89 X 7.89
0.150
8.64 X 8.64 (SHOWN)
0.125
9.66 X 9.66
0.1
SOLDER STENCIL
OPENING
STENCIL
THICKNESS
PowerPAD
TQFP - 1.2 mm max height
PZP0100N
PLASTIC QUAD FLATPACK
4223383/A 04/2017
NOTES: (continued)
11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
TM
SOLDER PASTE EXAMPLE
EXPOSED PAD
100% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:6X
SEE TABLE FOR
DIFFERENT OPENINGS
FOR OTHER STENCIL
THICKNESSES
BASED ON
0.125 THICK STENCIL
SYMM
SYMM
100
76
26
50
51
75
1
25
BY SOLDER MASK
METAL COVERED
101
TMS320F28379D, TMS320F28379D-Q1, TMS320F28378D, TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1, TMS320F28376D, TMS320F28375D, TMS320F28374D
SPRS880O – DECEMBER 2013 – REVISED FEBRUARY 2021
www.ti.com
216
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320F28379D TMS320F28379D-Q1 TMS320F28378D TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1 TMS320F28376D TMS320F28375D TMS320F28374D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com