| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H723VG bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H723VG bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - STMicroelectronics |
|
61 / 227 page ![]() DS13313 Rev 2 61/227 STM32H723xE/G Pinouts, pin descriptions and alternate functions 85 J3 30 42 L3 PA6 I/O FT_ha - TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, SPI1_MISO(boot)/I2S1_SDI, OCTOSPIM_P1_IO3, SPI6_MISO/I2S6_SDI, TIM13_CH1, TIM8_BKIN_COMP12, MDIOS_MDC, TIM1_BKIN_COMP12, DCMI_PIXCLK/PSSI_PDCK, LCD_G2, EVENTOUT ADC12_INP3 K3 31 43 M3 PA7 I/O TT_ha - TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, SPI1_MOSI(boot)/I2S1_SDO, SPI6_MOSI/I2S6_SDO, TIM14_CH1, OCTOSPIM_P1_IO2, ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV, FMC_SDNWE, LCD_VSYNC, EVENTOUT ADC12_INN3, ADC12_INP7, OPAMP1_VINM G4 32 44 J4 PC4 I/O TT_ha - PWR_DEEPSLEEP, FMC_A22, DFSDM1_CKIN2, I2S1_MCK, SPDIFRX1_IN3, SDMMC2_CKIN, ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0, FMC_SDNE0, LCD_R7, EVENTOUT ADC12_INP4, OPAMP1_VOUT, COMP1_INM H4 33 45 K4 PC5 I/O TT_ha - PWR_SLEEP, SAI4_D3, SAI1_D3, DFSDM1_DATIN2, PSSI_D15, SPDIFRX1_IN4, OCTOSPIM_P1_DQS, ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1, FMC_SDCKE0, COMP1_OUT, LCD_DE, EVENTOUT ADC12_INN4, ADC12_INP8, OPAMP1_VINM J4 34 46 L4 PB0 I/O TT_ha - TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N, OCTOSPIM_P1_IO1, DFSDM1_CKOUT, UART4_CTS, LCD_R3, OTG_HS_ULPI_D1, ETH_MII_RXD2, LCD_G1, EVENTOUT ADC12_INN5, ADC12_INP9, OPAMP1_VINP, COMP1_INP K4 35 47 M4 PB1 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, OCTOSPIM_P1_IO0, DFSDM1_DATIN1, LCD_R6, OTG_HS_ULPI_D2, ETH_MII_RXD3, LCD_G0, EVENTOUT ADC12_INP5, COMP1_INM G5 36 48 J5 PB2 I/O FT_ha - RTC_OUT, SAI4_D1, SAI1_D1, DFSDM1_CKIN1, SAI1_SD_A, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, SAI4_SD_A, OCTOSPIM_P1_CLK, OCTOSPIM_P1_DQS, ETH_TX_ER, TIM23_ETR, EVENTOUT COMP1_INP Table 7. STM32H723 pin and ball descriptions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |