| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F469 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F469 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 91 page ![]() DocID029237 Rev 2 3/91 AN4861 Contents 4 4.4 LTDC synchronization with DMA2D and CPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.4.1 DMA2D usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.4.2 LTDC and DMA2D/CPU synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.5 Graphic performance optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.5.1 Memory allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.5.2 Optimizing the LTDC framebuffer fetching from external memories (SDRAM or SRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.5.3 Optimizing the LTDC framebuffer fetching from SDRAM . . . . . . . . . . . . 47 4.5.4 Framebuffer content update during BLANKING period . . . . . . . . . . . . . 48 4.6 Special recommendations for Cortex®-M7 (STM32F7 Series) . . . . . . . . . 48 4.6.1 Disable FMC bank1 if not used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.6.2 Configure the memory protection unit (MPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.7 LTDC peripheral configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.7.1 Display panel connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.7.2 LTDC clocks and timings configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.7.3 LTDC layer(s) configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.7.4 Display panel configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.8 Storing graphic primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.8.1 Converting images to C files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.9 Hardware considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5 Saving power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6 LTDC application examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.1 Implementation examples and resources requirements . . . . . . . . . . . . . . 61 6.1.1 Single chip MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.1.2 MCU with external memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6.2 Example: creating a basic graphical application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6.2.1 Hardware description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6.2.2 How to check if a specific display size matches the hardware configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.2.3 LTDC GPIOs configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2.4 LTDC peripheral configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2.5 Displaying an image from the internal Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6.2.6 FMC SDRAM configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.2.7 MPU and cache configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.3 Reference boards with LCD-TFT panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 |