| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F469 bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F469 bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 91 page ![]() LTDC application examples AN4861 84/91 DocID029237 Rev 2 HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* Configure the MPU attributes for region 1 */ /* Configure the MPU attributes for the frontbuffer to normal memory*/ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* Configure the MPU attributes for region 2 */ /* Configure the MPU attributes for the backbuffer to normal memory*/ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0200000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* Configure the MPU attributes for region 3 */ /* Configure the MPU attributes for Quad-SPI area to strongly ordered memory*/ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x90000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256MB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_NO_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE; |