công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USB-2-RTMI bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

tên linh kiện USB-2-RTMI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Encoder Engine: Hall analog/digital, Encoder analog/digital
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRINAMIC [TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.]
Trang chủ  http://www.trinamic.com
Logo TRINAMIC - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

USB-2-RTMI bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Back Button USB-2-RTMI Datasheet HTML 18Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 19Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 20Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 21Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 22Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 23Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 24Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 25Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 26Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 157 page
background image
TMC4671 Datasheet • IC Version V1.00 | Document Revision V1.04 • 2018-Dec-11
22 / 157
Figure 12: N_POLE_PAIRS - Number of Pole Pairs (Number of Poles)
4.3.3 Numerical Representation of Angles PHI
Electrical angles and mechanical angles are represented as 16 bit integer values. One full revolution of
360 deg is equivalent to 216 = 65536 steps. Any position coming from a sensor is mapped to this integer
range. Adding an offset of PHI_OFFSET causes a rotation of an angle PHI_OFFSET/216. Subtraction of an
offset causes a rotation of an angle PHI_OFFSET in opposite direction.
Figure 13: Integer Representation of Angles as 16 Bit signed (s16) resp. 16 Bit unsigned (u16)
Hexadecimal Value
u16
s16
PHI[°]
±PHI[°]
0x0000
h
0
0
0.0
0.0
0x1555
h
5461
5461
30.0
-330.0
0x2AAA
h
10922
10922
60.0
-300.0
0x4000
h
16384
16384
90.0
-270.0
©2018 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany
Terms of delivery and rights to technical change reserved.
Download newest version at www.trinamic.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com