công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91460C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB91460C
Giải thích chi tiết về linh kiện  FR60 32-bit Microcontroller
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB91460C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB91460C Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 106 page
background image
Document Number: 002-04609 Rev. *A
Page 8 of 106
MB91460C Series
41
P19_0
I/O
A
General-purpose input/output ports
SIN4
Data input pin of USART4
42
P19_1
I/O
A
General-purpose input/output ports
SOT4
Data output pin of USART4
43
P19_2
I/O
A
General-purpose input/output ports
SCK4
Clock input/output pin of USART4
CK4
External clock input pin of free-run timer 4
44
P19_4
I/O
A
General-purpose input/output ports
SIN5
Data input pin of USART5
45
P19_5
I/O
A
General-purpose input/output ports
SOT5
Data output pin of USART5
46
P19_6
I/O
A
General-purpose input/output ports
SCK5
Clock input/output pin of USART5
CK5
External clock input pin of free-run timer 5
47
P18_0
I/O
A
General-purpose input/output ports
SIN6
Data input pin of USART6
AIN2
Up/down counter input pin
48
P18_1
I/O
A
General-purpose input/output ports
SOT6
Data output pin of USART6
BIN2
Up/down counter input pin
49
P18_2
I/O
A
General-purpose input/output ports
SCK6
Clock input/output pin of USART6
ZIN2
Up/down counter input pin
CK6
External clock input pin of free-run timer 6
50
P18_4
I/O
A
General-purpose input/output ports
SIN7
Data input pin of USART7
AIN3
Up/down counter input pin
51
P18_5
I/O
A
General-purpose input/output ports
SOT7
Data output pin of USART7
BIN3
Up/down counter input pin
52
P18_6
I/O
A
General-purpose input/output ports
SCK7
Clock input/output pin of USART7
ZIN3
Up/down counter input pin
CK7
External clock input pin of free-run timer 7
53
P23_6
I/O
A
General-purpose input/output ports
INT11
External Interrupt input (CAN wakeup)
Pin no.
Pin name
I/O
I/O circuit
type*
Function



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com