công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91460C bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB91460C
Giải thích chi tiết về linh kiện  FR60 32-bit Microcontroller
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB91460C bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB91460C Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 30Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 31Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 32Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 33Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 34Page - Cypress Semiconductor MB91460C Datasheet HTML 35Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 106 page
background image
Document Number: 002-04609 Rev. *A
Page 31 of 106
MB91460C Series
Flash memory map MB91F465CA
ROMS7
addr+3
addr+4
0009:FFFFh
0008:0000h
0007:FFFFh
0006:0000h
0005:FFFFh
0004:0000h
SA12 (64KB)
SA13 (64KB)
0014:7FFFh
0014:4000h
0014:3FFFh
0014:0000h
SA15 (64KB)
000D:FFFFh
000C:0000h
000B:FFFFh
000A:0000h
SA17 (64KB)
SA14 (64KB)
SA22 (64KB)
SA20 (64KB)
0013:FFFFh
0012:0000h
0011:FFFFh
0010:0000h
SA18 (64KB)
000F:FFFFh
000E:0000h
SA7 (8KB)
SA5 (8KB)
SA3 (8KB)
SA1 (8KB)
SA23 (64KB)
SA6 (8KB)
SA4 (8KB)
SA2 (8KB)
Addr
0014:FFFFh
0014:C000h
0014:BFFFh
0014:8000h
addr+7
addr+2
SA0 (8KB)
SA16 (64KB)
SA10 (64KB)
SA21 (64KB)
SA19 (64KB)
dat[15:0]
16bit read/write
32bit read
Legend
Memory not available in this area
ROMS2
dat[31:16]
dat[15:0]
dat[31:0]
dat[31:0]
dat[31:16]
ROMS1
ROMS0
addr+6
ROMS5
ROMS4
ROMS6
ROMS3
Memory available in this area
addr+5
SA11 (64KB)
SA8 (64KB)
SA9 (64KB)
addr+0
addr+1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com