công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 161 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 161 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 157Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 158Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 159Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 160Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 161Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 162Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 163Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 164Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 165Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 161 / 224 page
background image
Rev. 1.00
1�0
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
1�1
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
Baud
Rate
K/BPS
Baud Rates for BRGH=1
fSYS=4MHz
fSYS=3.579545MHz
fSYS=7.159MHz
BRG
Kbaud Error (%) BRG
Kbaud Error (%) BRG
Kbaud Error (%)
0.3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.�
�0�
1.�0�
0.1�
185
1.�03
0.�3
—
—
—
�.4
103
�.404
0.1�
9�
�.40�
0.�3
185
�.40�
0.�3
4.8
51
4.808
0.1�
4�
4.��
-0.83
9�
4.811
0.�3
9.�
�5
9.�15
0.1�
��
9.���
1.3�
4�
9.5�0
-0.83
19.�
1�
19.�31
0.1�
11
18.�43
-�.90
��
19.454
1.3�
38.4
�
35.�14
-�.99
5
3�.�8�
-�.90
11
3�.�8�
-�.90
5�.�
3
��.5
8.51
3
55.930
-�.90
�
55.930
-�.90
115.�
1
1�5
8.51
1
111.8�
-�.90
3
111.8�
-�.90
�50
0
�50
0
—
—
—
—
—
—
Baud Rates and Error Values for BRGH = 1
UART Setup and Control
Fordatatransfer,theUARTfunctionutilizesanon-return-to-zero,morecommonlyknownasNRZ,
format.Thisiscomposedofonestartbit,eightorninedatabits,andoneortwostopbits.Parity
issupportedbytheUARThardware,andcanbesetuptobeeven,oddornoparity.Forthemost
commondataformat,8databitsalongwithnoparityandonestopbit,denotedas8,N,1,isused
asthedefaultsetting,whichisthesettingatpower-on.Thenumberofdatabitsandstopbits,along
withtheparity,aresetupbyprogrammingthecorrespondingBNO,PRT,PREN,andSTOPSbits
intheUCR1register.Thebaudrateusedtotransmitandreceivedataissetupusingtheinternal
8-bitbaudrategenerator,whilethedataistransmittedandreceivedLSBfirst.AlthoughtheUART
transmitterandreceiverarefunctionallyindependent,theybothusethesamedataformatandbaud
rate.Inallcasesstopbitswillbeusedfordatatransmission.
Enabling/Disabling the UART
Thebasicon/offfunctionoftheinternalUARTfunctioniscontrolledusingtheUARTENbitinthe
UCR1register.IftheUARTEN,TXENandRXENbitsareset,thenthesetwoUARTpinswillact
asnormalTXoutputpinandRXinputpinrespectively.IfnodataisbeingtransmittedontheTX
pin,thenitwilldefaulttoalogichighvalue.
ClearingtheUARTENbitwilldisabletheTXandRXpinsandallowthesetwopinstobeusedas
normalI/Oorotherpin-sharedfunctionalpins.WhentheUARTfunctionisdisabledthebufferwill
beresettoanemptycondition,atthesametimediscardinganyremainingresidualdata.Disabling
theUARTwillalsoresettheerrorandstatusflagswithbitsTXEN,RXEN,TXBRK,RXIF,OERR,
FERR,PERRandNFbeingclearedwhilebitsTIDLE,TXIFandRIDLEwillbeset.Theremaining
controlbitsintheUCR1,UCR2andBRGregisterswillremainunaffected.IftheUARTENbitin
theUCR1registerisclearedwhiletheUARTisactive,thenallpendingtransmissionsandreceptions
willbeimmediatelysuspendedandtheUARTwillberesettoaconditionasdefinedabove.Ifthe
UARTisthensubsequentlyre-enabled,itwillrestartagaininthesameconfiguration.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com