công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 159 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 159 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 155Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 156Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 157Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 158Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 159Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 160Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 161Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 162Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 163Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 159 / 224 page
background image
Rev. 1.00
158
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
159
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
Bit3
WAKE:RXpinfallingedgewake-upfunctionenablecontrol
0:RXpinwake-upfunctionisdisabled
1:RXpinwake-upfunctionisenabled
Thebitenablesordisablesthereceiverwake-upfunction.Ifthisbitisequalto1and
thedeviceisinIDLE0orSLEEPmode,afallingedgeontheRXpinwillwakeupthe
device.Ifthisbitisequalto0andthedeviceisinIDLEorSLEEPmode,anyedge
transitionsontheRXpinwillnotwakeupthedevice.
Bit2
RIE:Receiverinterruptenablecontrol
0:Receiverrelatedinterruptisdisabled
1:Receiverrelatedinterruptisenabled
Thisbitenablesordisablesthereceiverinterrupt.Ifthisbitisequalto"1"andwhen
thereceiveroverrunflagOERRorreceivedataavailableflagRXIFisset,theUART
interruptrequestflagwillbeset.Ifthisbitisequalto"0",theUARTinterruptrequest
flagwillnotbeinfluencedbytheconditionoftheOERRorRXIFflags.
Bit1
TIIE:TransmitterIdleinterruptenablecontrol
0:Transmitteridleinterruptisdisabled
1:Transmitteridleinterruptisenabled
Thisbitenablesordisablesthetransmitteridleinterrupt.Ifthisbitisequalto"1"and
whenthetransmitteridleflagTIDLEisset,duetoatransmitteridlecondition,the
UARTinterruptrequestflagwillbeset.Ifthisbitisequalto"0",theUARTinterrupt
requestflagwillnotbeinfluencedbytheconditionoftheTIDLEflag.
Bit0
TEIE:TransmitterEmptyinterruptenablecontrol
0:Transmitteremptyinterruptisdisabled
1:Transmitteremptyinterruptisenabled
Thisbitenablesordisablesthetransmitteremptyinterrupt.Ifthisbitisequalto"1"
andwhenthetransmitteremptyflagTXIFisset,duetoatransmitteremptycondition,
theUARTinterruptrequestflagwillbeset.Ifthisbitisequalto"0",theUART
interruptrequestflagwillnotbeinfluencedbytheconditionoftheTXIFflag.
• TXR_RXR Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
TXRX�
TXRX�
TXRX5
TXRX4
TXRX3
TXRX�
TXRX1
TXRX0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
x
x
x
x
x
x
x
x
"x" unknown
Bit7~0
TXRX7~TXRX0:UARTTransmit/ReceiveDatabit7~bit0
• BRG Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
BRG�
BRG�
BRG5
BRG4
BRG3
BRG�
BRG1
BRG0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
x
x
x
x
x
x
x
x
"x" unknown
Bit7~0
BRG7~BRG0:BaudRatevalues
ByprogrammingtheBRGHbitinUCR2Registerwhichallowsselectionofthe
relatedformuladescribedaboveandprogrammingtherequiredvalueintheBRG
register,therequiredbaudratecanbesetup.
Note:Baudrate=fSYS/[64×(N+1)]ifBRGH=0.
Baudrate=fSYS/[16×(N+1)]ifBRGH=1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com