công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 157 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 157 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 153Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 154Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 155Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 156Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 157Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 158Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 159Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 160Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 161Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 157 / 224 page
background image
Rev. 1.00
15�
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
15�
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
WhentheUARTisdisabled,itwillemptythebuffersoanycharacterremainingin
thebufferwillbediscarded.Inaddition,thevalueofthebaudratecounterwillbe
reset.IftheUARTisdisabled,allerrorandstatusflagswillbereset.AlsotheTXEN,
RXEN,TXBRK,RXIF,OERR,FERR,PERRandNFbitswillbecleared,whilethe
TIDLE,TXIFandRIDLEbitswillbeset.OthercontrolbitsinUCR1,UCR2and
BRGregisterswillremainunaffected.IftheUARTisactiveandtheUARTENbitis
cleared,allpendingtransmissionsandreceptionswillbeterminatedandthemodule
willberesetasdefinedabove.WhentheUARTisre-enabled,itwillrestartinthe
sameconfiguration.
Bit6
BNO:Numberofdatatransferbitsselection
0:8-bitdatatransfer
1:9-bitdatatransfer
Thisbitisusedtoselectthedatalengthformat,whichcanhaveachoiceofeither
8-bitor9-bitformat.Whenthisbitisequalto"1",a9-bitdatalengthformatwillbe
selected.Ifthebitisequalto"0",thenan8-bitdatalengthformatwillbeselected.If
9-bitdatalengthformatisselected,thenbitsRX8andTX8willbeusedtostorethe
9thbitofthereceivedandtransmitteddatarespectively.
Bit5
PREN:Parityfunctionenablecontrol
0:Parityfunctionisdisabled
1:Parityfunctionisenabled
Thisistheparityenablebit.Whenthisbitisequalto"1",theparityfunctionwillbe
enabled.Ifthebitisequalto"0",thentheparityfunctionwillbedisabled.Replacethe
mostsignificantbitpositionwithaparitybit.
Bit4
PRT:Paritytypeselectionbit
0:Evenparityforparitygenerator
1:Oddparityforparitygenerator
Thisbitistheparitytypeselectionbit.Whenthisbitisequalto"1",oddparitytype
willbeselected.Ifthebitisequalto"0",thenevenparitytypewillbeselected.
Bit3
STOPS:NumberofStopbitsselection
0:Onestopbitformatisused
1:Twostopbitsformatisused
Thisbitdeterminesifoneortwostopbitsaretobeused.Whenthisbitisequalto"1",
twostopbitsareused.Ifthisbitisequalto"0",thenonlyonestopbitisused.
Bit2
TXBRK:Transmitbreakcharacter
0:Nobreakcharacteristransmitted
1:Breakcharacterstransmit
TheTXBRKbitistheTransmitBreakCharacterbit.Whenthisbitis"0",thereare
nobreakcharactersandtheTXpinoperatesnormally.Whenthebitis"1",thereare
transmitbreakcharactersandthetransmitterwillsendlogiczeros.Whenthisbitis
equalto"1",afterthebuffereddatahasbeentransmitted,thetransmitteroutputisheld
lowforaminimumofa13-bitlengthanduntiltheTXBRKbitisreset.
Bit1
RX8:Receivedatabit8for9-bitdatatransferformat(readonly)
Thisbitisonlyusedif9-bitdatatransfersareused,inwhichcasethisbitlocationwill
storethe9thbitofthereceiveddataknownasRX8.TheBNObitisusedtodetermine
whetherdatatransfersarein8-bitor9-bitformat.
Bit0
TX8:Transmitdatabit8for9-bitdatatransferformat(writeonly)
Thisbitisonlyusedif9-bitdatatransfersareused,inwhichcasethisbitlocation
willstorethe9thbitofthetransmitteddataknownasTX8.TheBNObitisusedto
determinewhetherdatatransfersarein8-bitor9-bitformat.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com