công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 224 page
background image
Rev. 1.00
�0
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
�1
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
LCD Electrical Characteristics
Ta=�5°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min. Typ. Max. Unit
VDD
Conditions
ILCD
Additional Cu��ent fo�
LCD Ena�le
(R Type)
5V
PLCD=5V�
No load�
1/3Bias� RCT=0�
LCDPR=0�
LCD Clo�k=4kHz
LCDIS[1:0]=00B
—
�5
3�.5
μA
LCDIS[1:0]=01B
50
�5
LCDIS[1:0]=10B
100
150
LCDIS[1:0]=11B
�00
300
Additional Cu��ent fo�
LCD Ena�le
(C Type)
5V
PLCD=5V� No load� 1/3 Bias�
RCT=1� MCU powe�ed down�
LCD on� WDT off
—
3
�
μA
VLCD
LCD Powe� Supply
(PLCD Co�es f�o�
PLCD Pin)
—
RCT=0� LCDPR=0
—
—
VDD
V
LCD Powe� Supply
(PLCD Co�es f�o�
Cha�ge Pu�p)
�.�V~5.5V RCT=0� LCDPR=1� CPVS[1:0]=00�
-10%
3.3
+10%
V
�.3V~5.5V RCT=0� LCDPR=1� CPVS[1:0]=01�
3.0
�.�V~5.5V RCT=0� LCDPR=1� CPVS[1:0]=10�
�.�
3.8V~5.5V RCT=0� LCDPR=1� CPVS[1:0]=11�
4.5
Note:UsershavetotakecarethatVMAXmustbegreaterthanorequaltoVLCD.
Power-on Reset Characteristics
Ta=�5°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Conditions
VPOR
VDD Sta�t Voltage to Ensu�e
Powe�-on Reset
—
—
—
—
100
�V
RRPOR
VDD Rising Rate to Ensu�e Powe�-
on Reset
—
—
0.035
—
—
V/�s
tPOR
Mini�u� Ti�e fo� VDD Stays at
VPOR to Ensu�e Powe�-on Reset
—
—
1
—
—
�s
VDD
tPOR
RRPOR
VPOR
Ti�e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com