công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VDP3108B bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Micronas

tên linh kiện VDP3108B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Video Processor Family
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRONAS [Micronas]
Trang chủ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

VDP3108B bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Micronas

Back Button VDP3108B Datasheet HTML 59Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 60Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 61Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 62Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 63Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 64Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 65Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 66Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 67Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 72 page
background image
PRELIMINARY DATA SHEET
VDP 31xxB
63
Micronas
Analog RGB and FB Inputs, continued
Symbol
Parameter
Pin Name
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
CRGBIN
External RGB Input Coupling
Capacitor
RIN
GIN
BIN
15
nF
Clamp Pulse Width
BIN
RIN2
GIN2
3.1
µs
CIN
Input Capacitance
GIN2
BIN2
–
–
13
pF
IIL
Input Leakage Current
–0.5
–
0.5
mA
Clamping OFF,
VIN –0.3..3 V
VCLIP
RGB Input Voltage for
Clipping Current
2
V
VCLAMP
Clamp Level at Input
40
60
80
mV
Clamping ON
VINOFF
Offset Level at Input
–10
10
mV
Extrapolated from
VIN = 100 mV
and 200 mV
VINOFF
Offset Level Match at Input
–10
10
mV
Extrapolated from
VIN = 100 mV and 200 mV
RCLAMP
Clamping-ON-Resistance
140
–
Ω
VFBLOFF
FBLIN Low Level
FBLIN
FBLIN2
–
–
0.5
V
VFBLON
FBLIN High Level
FBLIN2
0.9
–
–
V
VFBLTRIG
Fast Blanking Trigger
Level typical
0.7
tPID
Delay Fast Blanking to RGBOUT
from midst of FBLIN-transition
to 90% of RGBOUT-transition
8
15
ns
Internal RGB = 3.75 mA Full
Scale
Int. Brightness = 0
External Brightness =
1.5 mA (Full Scale)
RGBin = 0
VFBLOFF = 0.4 V
VFBLON = 1.0 V
Rise and fall time = 2 ns
Difference of Internal Delay to
External RGBin Delay
–5
+5
ns
Switch-Over-Glitch
0.5
pAs
Switch from 3.75 mA (int) to
1.5 mA (ext)
4.6.4.19. Half Contrast Switch Input
Symbol
Parameter
Pin Name
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
VIL
Input Low Voltage
HCS
–
–
0.8
V
VIH
Input High Voltage
1.5
–
–
V
tHCS
Delay HCS to RGBOUT
from 50% of HCS-transition
to 90% of RGBOUT-transition
80
120
ns
Internal RGB = 3.75 mA
VHCSL = 0.4 V
VHCSH = 1.0 V
Rise and fall time = 2 ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com