công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VDP3108B bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Micronas

tên linh kiện VDP3108B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Video Processor Family
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRONAS [Micronas]
Trang chủ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

VDP3108B bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Micronas

Back Button VDP3108B Datasheet HTML 36Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 37Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 38Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 39Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 40Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 41Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 42Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 43Page - Micronas VDP3108B Datasheet HTML 44Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 72 page
background image
VDP 31xxB
PRELIMINARY DATA SHEET
40
Micronas
Name
Default
Function
FP Sub-
address
Standard Selection
h’21
Input select:
writing to this register will also initialize the standard
bit[1:0]
luma selector
00
VIN3
01
VIN2
10
VIN1
11
VIN4
bit[2]
chroma selector
0/1
VIN1/CIN
bit[4:3]
IF compensation
00
off
01
6 dB/Okt
10
12 dB/Okt
11
10 dB/MHz only for SECAM
bit[6:5]
chroma bandwidth selector
00
narrow
01
normal
10
broad
11
wide
bit[7]
0/1
adaptive/fixed SECAM notch filter
bit[8]
0/1
enable luma lowpass filter
bit[10:9]
hpll speed
00
no change
01
terrestrial
10
vcr
11
mixed
bit[11]
status bit, write 0, this bit is set to 1 to indicate
operation complete.
00
1
00
01
insel
vis
cis
ifc
cbw
fntch
lowp
hpllmd
Comb Filter
h’27
comb filter control register
bit[0]
0
comb coefficients are calculated for luma/chroma
1
comb coefficients for luma are used for luma and
chroma
bit[1]
0
luma comb strength depends on signal amplitude
1
luma comb strength is independent of amplitude
bit[2]
0
reduced comb booster
1
max comb booster
bit[4:3]
0..3
comb strength for chroma signal
bit[6:5]
0..3
comb strength for luma signal
bit[11:7]
0..31 overall limitation of the calculated comb coefficients
0
no limitation
31
max limitation (1/2)
0
0
1
3
2
0
cmb_uc
cc
daa
kb
kc
ky
clim
Color Processing
h’39
amplitude killer level (0:killer disabled)
25
kilvl
h’3a
amplitude killer hysteresis
5
kilhy
h’dc
NTSC tint angle,
±512 = ±π/4
0
tint



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com