công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8232 bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện WM8232
Giải thích chi tiết về linh kiện  105MSPS 3-Channel AFE with Sensor
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

WM8232 bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - Cirrus Logic

Back Button WM8232 Datasheet HTML 96Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 97Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 98Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 99Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 100Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 101Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 102Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 103Page - Cirrus Logic WM8232 Datasheet HTML 104Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 100 / 141 page
background image
WM8232
100
Rev 4.6
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
fall MSB
Register BCh clamp enable fall MSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R189 (BDh)
OB start LSB
7:0
OB_START[7:0]
0000_0000
LSBs of OB_START
optical black caribration start pixel count
Register BDh OB start LSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R190 (BEh)
OB start MSB
6:0
OB_START[14:8
]
000_0000
MSBs of OB_START
optical black caribration start pixel count
Register BEh OB start MSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R191 (BFh)
peak_det rise
LSB
7:0
PEAKDET_RIS
E
[7:0]
0000_0000
LSBs of PEAKDET_RISE[14:0]
peak detection start pixel count
Register BFh peak_det rise LSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R192 (C0h)
peak_det rise
MSB
6:0
PEAKDET_RIS
E
[14:8]
000_0000
MSBs of PEAKDET_RISE[14:0]
peak detection start pixel count
Register C0h peak_det rise MSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R193 (C1h)
peak_det fall
LSB
7:0
PEAKDET_FAL
L
[7:0]
0000_0000
LSBs of PEAKDET_FALL[14:0]
peak detection end pixel count
Register C1h peak_det fall LSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R194 (C2h)
peak_det fall
MSB
6:0
PEAKDET_FAL
L
[14:8]
000_0000
MSBs of PEAKDET_FALL[14:0]
peak detection end pixel count
Register C2h peak_det fall MSB
REGISTER
ADDRESS
BIT
LABEL
DEFAULT
DESCRIPTION
REFER TO
R195 (C3h)
7:0
M1_RISE[7:0]
0000_0000
LSBs of M1_RISE[14:0]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com