| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F328C8 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 109 page ![]() Pinouts and pin description STM32F328C8 34/109 DocID026351 Rev 3 40 PB4 I/O FT NJTRST, TIM16_CH1, TIM3_CH1, TSC_G5_IO2, SPI1_MISO, USART2_RX, TIM17_BKIN, EVENTOUT - 41 PB5 I/O FT TIM16_BKIN, TIM3_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, USART2_CK, TIM17_CH1, EVENTOUT - 42 PB6 I/O FTf TIM16_CH1N, TSC_G5_IO3, I2C1_SCL, USART1_TX, EVENTOUT - 43 PB7 I/O FTf TIM17_CH1N, TSC_G5_IO4, I2C1_SDA, USART1_RX, TIM3_CH4, EVENTOUT - 44 BOOT0 I B - 45 PB8 I/O FTf TIM16_CH1, TSC_SYNC, I2C1_SCL, USART3_RX, CAN_RX, TIM1_BKIN, EVENTOUT - 46 PB9 I/O FTf TIM17_CH1, I2C1_SDA, IR_OUT, USART3_TX, COMP2_OUT, CAN_TX, EVENTOUT - Table 12. STM32F328C8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions LQFP48 Alternate functions Additional functions |