| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F328C8 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 109 page ![]() DocID026351 Rev 3 33/109 STM32F328C8 Pinouts and pin description 42 33 PA12 I/O FT TIM16_CH1, TIM1_CH2N, USART1_RTS_D E, COMP2_OUT, CAN_TX, TIM1_ETR, EVENTOUT - 34 PA13 I/O FT JTMS/SWDAT, TIM16_CH1N, TSC_G4_IO3, IR_OUT, USART3_CTS, EVENTOUT - 35 VSS S - - - 36 VDD S - - - 37 PA14 I/O FTf JTCK/SWCLK, TSC_G4_IO4, I2C1_SDA, TIM1_BKIN, USART2_TX, EVENTOUT - 38 PA15 I/O FTf JTDI, TIM2_CH1/TIM2 _ETR, TSC_SYNC, I2C1_SCL, SPI1_NSS, USART2_RX, TIM1_BKIN, EVENTOUT - 39 PB3 I/O FT JTDO/TRACE SWO, TIM2_CH2, TSC_G5_IO1, SPI1_SCK, USART2_TX, TIM3_ETR, EVENTOUT - Table 12. STM32F328C8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions LQFP48 Alternate functions Additional functions |