| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F328C8 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 109 page ![]() Pinouts and pin description STM32F328C8 30/109 DocID026351 Rev 3 4 PC15 / OSC32_OUT(1) I/O TC - OSC32_OUT 5 PF0 / OSC_IN I/O FT TIM1_CH3N OSC_IN 6 PF1 / OSC_OUT I/O FT - OSC_OUT 7NRST I/O RST Device reset input / internal reset output (active low) 8 VSSA/VREF- S - Analog ground/Negative reference voltage 9 VDDA/VREF+ S - Analog power supply/Positive reference voltage 10 PA0 I/O TTa TIM2_CH1/ TIM2_ETR, TSC_G1_IO1, USART2_CTS, EVENTOUT ADC1_IN1, RTC_TAMP2/WK UP1 11 PA1 I/O TTa TIM2_CH2, TSC_G1_IO2, USART2_RTS_D E, TIM15_CH1N, EVENTOUT ADC1_IN2, RTC_REFIN 12 PA2 I/O TTa TIM2_CH3, TSC_G1_IO3, USART2_TX, COMP2_OUT, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC1_IN3, COMP2_INM 13 PA3 I/O TTa TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX, TIM15_CH2, EVENTOUT ADC1_IN4 14 PA4(2) I/O TTa TIM3_CH2, TSC_G2_IO1, SPI1_NSS, USART2_CK, EVENTOUT ADC2_IN1, DAC1_OUT1, COMP2_INM4, COMP4_INM4, COMP6_INM4 Table 12. STM32F328C8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions LQFP48 Alternate functions Additional functions |