| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F328C8 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 109 page ![]() DocID026351 Rev 3 31/109 STM32F328C8 Pinouts and pin description 42 15 PA5(2) I/O TTa TIM2_CH1/ TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, SPI1_SCK, EVENTOUT ADC2_IN2, DAC1_OUT2, OPAMP2_VINM 16 PA6(2) I/O TTa TIM16_CH1, TIM3_CH1, TSC_G2_IO3, SPI1_MISO, TIM1_BKIN, , EVENTOUT ADC2_IN3, DAC2_OUT1, OPAMP2_VOUT 17 PA7 I/O TTa TIM17_CH1, TIM3_CH2, TSC_G2_IO4, SPI1_MOSI, TIM1_CH1N, EVENTOUT ADC2_IN4, COMP2_INP, OPAMP2_VINP 18 PB0 I/O TTa TIM3_CH3, TSC_G3_IO2, TIM1_CH2N, EVENTOUT ADC1_IN11, COMP4_INP, OPAMP2_VINP 19 PB1 I/O TTa TIM3_CH4, TSC_G3_IO3, TIM1_CH3N, COMP4_OUT, EVENTOUT ADC1_IN12 20 NPOR I POR(3) Device power-on reset input 21 PB10 I/O TT TIM2_CH3, TSC_SYNC, USART3_TX, EVENTOUT - 22 PB11 I/O TTa TIM2_CH4, TSC_G6_IO1, USART3_RX, EVENTOUT COMP6_INP 23 VSS S - Digital ground 24 VDD S - Digital power supply Table 12. STM32F328C8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions LQFP48 Alternate functions Additional functions |